Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
18 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新激活快充,加速
给移动电源充电。
手机自动检测
手机插入自动检测功能:
IP5356 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,支持无按
键模具方案。
手机充满自动检测功能:
IP5356 通过片内 ADC 来采样每个口的输出电流,当单个口的输出电流小于约 80mA、并且持续约 16s
时,会将该输出口关闭。当总电流小于小于约 80mA 持续约 32s 时,认为所有输出口手机已经充满或者拔
出,会自动关闭升压输出。
按键和照明灯
KEY
WLED
图 12
KEY 按键接法
按键连接方式如图 12 所示,可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于 100ms,但小于 2s,即为短按动作。
按键持续时间长于 2s,即为长按动作。
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
超长按 10s 可复位整个系统。
快充状态指示
IP5356_LED 系列型号的 LED6 可以指示当前快充模式,无论充电还是放电,当进入快充模式处于非
5V 状态时,指示灯会自动亮起。
LED6
图 13
快充指示灯接法
LED6 pin 如果需要做为 6pin 数码管方案的第 6pin 驱动脚,需要定制。
*LED6 pin 可做为 Lightning 输入解码 pin、快充灯驱动 pin、电池容量设定 FCAP pin、6pin 数码管方
案的驱动 pin。快充灯功能、FCAP pin 选容量功能、lightning 解码功能、数码管驱动 pin,上述功能只能选
择一个,出厂时设定好。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com