Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
16 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
USB C PD
IP5356 集成 USB C Power Delivery PD2.0/PD3.0/PPS 协议,集成物理层协议(PHY)
、硬件双向标
记编解码(BMC)模块。
支持 PD2.0/PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。输入支持 5V,9V,12 电压档位,输出
支持 5V,9V,12V 电压档位输出广播能力 5V/2.4A,9V/2.22A,12V/1.67A ,PPS 3.3V~11V/2A,支持
20W 功率输出。
快充功能
IP5356 支持多种规格的快充形式: PD2.0/PD3.0/PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、SCP、
MTK、Apple、Samsung。
标准品默认不支持 SFCP/MTK 协议,如果需要可以申请定制 SFCP/MTK 协议。
给移动电源充电不支持 QC2.0、QC30、MTK 功能,不支持外置快充协议 IC。
给移动电源充电可支持 FCP、AFC、SFCP 快充输入,由于 FCP、AFC、SFCP 是通过 DP/DM 进行快充握手
请求的,所以当增加了其他快充协议 IC 时,无法再支持 FCP、AFC、SFCP 快充。
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持 QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、SCP、MTK 协议的手机,以及苹果手机 2.4A 模式、三星手机 2A
模式、BC1.2 普通 Android 手机 1A 模式。
支持苹果手机时:DP=DM=2.7V
支持三星手机时:DP=DM=1.2V
支持 BC1.2 时:DP 与 DM 短接
在 BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时将
会断开 DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20k 到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于 0.325V 且小
于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,之后就可以按照 QC2.0/QC3.0 需求输出请求的电压。
任何时候当 DP 电压小于 0.325V,则强制退出快充模式,输出电压立即回到默认 5V。
QC2.0/QC3.0 输出电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
GND
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
0.6V
3.3V
Continue Mode
3.3V
3.3V
保持
Continue Mode 即是 QC3.0 特有的工作模式,在该模式下,输出电压可以按照 QC3.0 的协议要求,按照
0.2V 的 step 进行精细的电压调节。
IP5356 各个口的支持的快充协议
协议
VOUT1 输出口
VOUT2 输出口
Micro USB 输入
TYPEC 输出
Typec 输入
QC2.0
-
-
QC3.0
-
-
AFC
FCP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com