Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

4LS10K Datasheet(PDF) 50 Page - OSRAM GmbH

Part # 4LS10K
Description  4LS15K, 4LS10K and 4LS5K Line Scan Sensors
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4LS10K Datasheet(HTML) 50 Page - OSRAM GmbH

Back Button 4LS10K Datasheet HTML 46Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 47Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 48Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 49Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 50Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 51Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 52Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 53Page - OSRAM GmbH 4LS10K Datasheet HTML 54Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 115 page
background image
Document Feedback
4LS
Functional Description
Datasheet
• PUBLIC
DS000542
• v3-01 • 2022-Nov-17
114
│ 49
12-Bit mode @ 60 MHz
Below described is an example to calculate the maximum line rate for 12-bit mode:
Output mode: 12-bit
Readout mode: 1-To-1 LVDS
ADC response stabilization OFF
Auto-start AD OFF
Auto-start readout OFF
End of Range = 0xFF
Start Region on Interest Register = 0x20
End Region of interest Register = 0x90
������������������������ = ((144 − 32) + 1) × (4 × 1) = 452 ������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������ = 476 + 26 = 468 ������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ = 4 × 452 = 1808 ������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ = 1808 + 1808 = 3616 ������������������������������������
Figure 72:
12-Bit Timing Clocks with ROI On
Parameters
Clocks
RST_CDS
60
ADC Time
707
Readout Data
452
Readout Time
468
SAMPLE
30
START_AD
2
TBTW_START_AD&RST_RAMP
1
TBTW_SAMPLE&START_AD
8
FCT
748
MTA => Line Rate
748 => 80.21 kHz
DTI
68
Max Integration Time
680 => 11.33 µs
Minimum LVALLow_Period
296
The minimum LVAL time at low between two consecutive data streams is:
������������������������������������������_������������������������������������ = 748 − 452 = 296 ������������������������������������
Using ROI feature for 12-bit mode, in terms of line rate, it does not bring any advantage, because the
ADC time is still much higher than the readout time.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com