Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WILCS02 Datasheet(PDF) 62 Page - Microchip Technology

Part # WILCS02
Description  single chip 2.4 GHz and IEEE 802.11b/g/n-compliant solution
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

WILCS02 Datasheet(HTML) 62 Page - Microchip Technology

Back Button WILCS02 Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology WILCS02 Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 71 page
background image
WILCS02IC and WILCS02 Family
Appendix A: Regulatory Approval
 Data Sheet
© 2024-2025 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
DS70005557C - 62
This radio transmitter IC: 20266-WIXCS02 and IC: 20266-WIXCS02U have been approved by Innovation, Science and
Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible
gain indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for
any type listed are strictly prohibited for use with this device.
Le présent émetteur radio IC: 20266-WIXCS02 and IC: 20266-WIXCS02U a été approuvé par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés cidessous et ayant un
gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain
maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Immediately following the above notice, the manufacturer shall provide a list of all antenna types
approved for use with the transmitter, indicating the maximum permissible antenna gain (in dBi)
and required impedance for each.
5.2.2
RF Exposure
All transmitters regulated by Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
must comply with RF exposure requirements listed in RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure
Compliance of Radiocommunication Apparatus (All Frequency Bands).
This transmitter is restricted for use with a specific antenna tested in this application for
certification, and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitters within a host device, except in accordance with Canada multi-transmitter product
procedures.
WILCS02PE/WILCS02UE: The device operates at an output power level which is within the ISED SAR
test exemption limits at any user distance.
Exposition aux RF
Tous les émetteurs réglementés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE) doivent se conformer à l'exposition aux RF. exigences énumérées dans RSS-102 - Conformité
à l'exposition aux radiofréquences (RF) des appareils de radiocommunication (toutes les bandes de
fréquences).
Cet émetteur est limité à une utilisation avec une antenne spécifique testée dans cette application
pour la certification, et ne doit pas être colocalisé ou fonctionner conjointement avec une
autre antenne ou émetteur au sein d'un appareil hôte, sauf conformément avec les procédures
canadiennes relatives aux produits multi-transmetteurs.
Les appareils fonctionnent à un niveau de puissance de sortie qui se situe dans les limites du DAS
ISED. tester les limites d’exemption à toute distance d’utilisateur supérieure à 20 cm.
5.2.3
Approved Antenna Types
For the WILCS02PE, approval was received using the integral PCB antenna.
For the WILCS02UE, approved antennas are listed in the WILCS02 Module Approved External
Antenna.
5.2.4
Helpful Web Sites
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED): www.ic.gc.ca/.
5.3
Europe
The WILCS02PE/WILCS02UE modules are a Radio Equipment Directive (RED) assessed radio module
that is CE marked and has been manufactured and tested with the intention of being integrated into
a final product.
The WILCS02PE/WILCS02UE modules have been tested to RED 2014/53/EU Essential Requirements
mentioned in the following European Compliance table.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com