Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # M23LR64-R-DW6T/2
Description  64 Kbit EEPROM with password protection & dual interface: 400kHz I²C serial bus & ISO 18000-3 mode 1 RF protocol at 13.56MHz
PDF  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M23LR64-R-DW6T/2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 126 page
background image
M24LR64-R
Contents
Doc ID 15170 Rev 9
5/126
19
Request format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
19.1
Request flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
20
Response format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
20.1
Response flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
20.2
Response error code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
21
Anticollision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
21.1
Request parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
22
Request processing by the M24LR64-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
23
Explanation of the possible cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
24
Inventory Initiated command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
25
Timing definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
25.1
t1: M24LR64-R response delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
25.2
t2: VCD new request delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
25.3
t3: VCD new request delay in the absence of a response from
the M24LR64-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
26
Commands codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
26.1
Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
26.2
Stay Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
26.3
Read Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
26.4
Write Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
26.5
Read Multiple Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
26.6
Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
26.7
Reset to Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
26.8
Write AFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
26.9
Lock AFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
26.10 Write DSFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
26.11 Lock DSFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
26.12 Get System Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
26.13 Get Multiple Block Security Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com