Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ISO8200B Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # ISO8200B
Description  Galvanic isolated octal high-side smart power solid state relay
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ISO8200B Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  ISO8200B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ISO8200B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 33 page
background image
List of tables
ISO8200B
4/33
Doc ID 023802 Rev 1
List of tables
Table 1.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 3.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 4.
Power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 5.
Digital supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 6.
Diagnostic pin and output protection function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 7.
Power switching characteristics (VCC = 24 V; -25 °C < TJ < 125 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 8.
Logic input and output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 10.
Insulation and safety-related specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 9.
Parallel interface timings (Vdd = 5 V; Vcc= 24 V; -25 °C < TJ < 125 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 11.
IEC 60747-5-2 insulation characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 12.
Device immunity specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 13.
Interface signal operation (general) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 14.
Interface signal operation in direct control mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 15.
Interface signal operation in synchronous control mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 16.
PowerSO-36 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 17.
Footprint data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 18.
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 19.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com