Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DB0TR Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DB0TR
Description  3D accelerometer, 3D gyroscope and signal processor
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DB0TR Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LSM6DB0TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DB0TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 66 page
background image
DocID025603 Rev 1
3/66
LSM6DB0
Contents
66
8
Microprocessor functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.1
ARM Cortex-M0 core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.1.1
Nested vectored interrupt controller (NVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.2
Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.3
Reset management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.4
Boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.5
Clock management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.6
General-purpose inputs/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.7
Memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.8
Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.8.1
Dual timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.8.2
Watchdog (WDG) timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.8.3
System tick (SysTick) timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.9
Communication interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.10
I²C bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.11
Universal asynchronous receiver transmitter (UART) . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.12
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.13
JTAG and SW debug support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.1
Accelerometer and gyroscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.2
Microprocessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
11
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11.1
INT_GEN_CFG2_XL (01h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11.2
INT_GEN_THS2_XL (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.3
INT_GEN_DUR2_XL (03h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.4
ACT_THS (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.5
ACT_DUR (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.6
INT_GEN_CFG1_XL (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
11.7
INT_GEN_THS1_X_XL (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
11.8
INT_GEN_THS1_Y_XL (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com