Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP152 Datasheet(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP152
Description  Enhanced Power Supply IC
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP152 Datasheet(HTML) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP152 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 34 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 15/34
Enhanced Power Supply IC
AXP152
9.控制和操作(Control and Operating)
当
AXP152 工作时,TWSI 接口 SCK/SDA 管脚上拉到系统 IO 电源,则 Host 可以通过此接口对 AXP152
的工作状态进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。
某些简单的应用可能不需要使用
I2C 接口,则可以把 SCK 和 ALDOIN 短接,芯片将在开机过程中识
别为
stand alone MODE(即 SIEN=0)。而在正常应用情况下,SCK 没有和 ALDOIN 短接,而是和系统 IO
电源
VCC 接有 K 级上拉电阻,此时 IC 处于 Host Control MODE(即 SIEN=1)。
注
:“Host”指的是应用系统的主处理器。
9.1 开关机和复位(Power On/Off & Reset)
开关机按键(POK)
AXP152 的 PWRON 管脚到 GND 之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键 Power On/off Key(POK)
或休眠
/唤醒按键。AXP152 可以自动识别这个按键的“长按”和“短按”并做出相应的反应。
几个开机源(Power on Source)
1、 ALDOIN 来临;
2、 POK 按键时间超过 ONLEVEL;
3、 若 REG8F_[7]=1,且 SIEN=1,IRQ 出现超过 16ms 的低电平。
注:
SIEN 标志 I2C 通信接口是否可用,1:可用;0:不可用。
开机(Power On)
当有符合要求
ALDOIN(大于 VOFF 且经过 16ms debounce)接入时,AXP152 会自动开机(ALDOIN 接入
时是否自动开机可根据客户需求改写
)。
在一般应用情况下,可通过
PWRON 按键开机(关机情况下 POK 按键时间超过 ONLEVEL)。在实际
应用中,
Host 的定时(Alarm)输出信号也可以连接到 PWRON—与 POK 并联,Alarm 信号有效(低电平)时
相当于
POK 按下,也可以将 AXP152 开机。
开机后,
DC-DC 和 LDO 将按照设定的时序顺序软启动(时序可根据客户需求改写),启动完成后可由
Host 或是通过 PWREN 管脚打开/关闭相应电源。
关机(Power Off)
POK“长按”时间大于 IRQLEVEL 时,在 POK 中断服务程序中,Host 可将“寄存器 REG32H[7]”
写入“
1”来通知 AXP152 进入关机状态。AXP152 进入关机状态时会关掉除 RTCLDO 之外的所有电源输
出。
有下列情况,
AXP152 会自动关机:
1、 当 SIEN=0 时,POK 长度大于 IRQLEVEL;当 SIEN=1 时,POK 长度大于 OFFLEVEL;
2、 输入电压 LDO0IN>6.8V,过压保护;
3、 输入电压 ALDOIN<VOFF(该电压可通过 REG31_[2:0]设置,默认 3.3V),低电保护;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com