Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP152 Datasheet(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP152
Description  Enhanced Power Supply IC
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP152 Datasheet(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP152 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 34 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 17/34
Enhanced Power Supply IC
AXP152
系统复位功能和输出监控功能 (PWROK)
AXP152 的 PWROK 可以作为应用系统的复位信号。在 AXP152 的开机过程中,PWROK 输出低电平,
当各路电源的输出电压稳定达到预设值后,
PWROK 会被拉高,从而实现应用系统的上电复位。
在应用系统正常工作过程中,
AXP152 一直监视各路输出的电压和负载状况,并且在过负载或是欠电
压的情况下,
PWROK 立刻输出低电平,复位应用系统,防止误动作以及可能的数据错误。
9.2 多路电源输出(Multi-Power Outputs)
AXP152 的提供的多路输出电压及功能列表如下:
输出通路
类型
默认电压
应用举例
驱动能力
DCDC1
BUCK
可设置
3.3V I/O
1000 mA
DCDC2
BUCK
可设置
1.25Vcore
2000 mA
DCDC3
BUCK
可设置
1.5Vddr
1200 mA
DCDC4
BUCK
可设置
1.25Vcpu
1200 mA
RTCLDO
LDO
3.1/1.3/1.8
RTC
30 mA
LDO0
LDO
可设置
ALDO1
LDO
可设置
300 mA
ALDO2
LDO
可设置
300 mA
DLDO1
LDO
可设置
300 mA
DLDO2
LDO
可设置
300 mA
LDOIO0
LDO
可设置
20 mA
AXP152 包含 4 路同步降压型 DC-DC、7 路 LDO、多种启动时序及控制方式。DC-DC 的工作频率默
认为
2.25MHz,可以通过设置寄存器来调整,外围可使用小型电感和电容元件。4 个 DC-DC 都可以设置
成
PWM 模式或自动模式(由 AXP152 根据负载的大小自动切换),参见“寄存器 REG80H”。
DC-DC1/2/3/4
DCDC1 输出电压范围为 1.7-3.5V,DCDC2 输出电压为 0.7-2.275V,DCDC3/4 输出电压范围为 0.7-3.5V
可由寄存器设置
(参见“寄存器 REG23H 26H 27H 2BH”)。
DCDC1/2/3/4 输出电容推荐使用 10uF X7R 以上小 ESR 陶瓷电容;当输出电压设置为 2.5V 以上时,
推荐使用
2.2uH 电感,在 2.5V 以下时,推荐使用 3.3uH 电感,其中电感饱和电流需大于此电源通路最大
需求电流的
50%以上。
如下是推荐电感电容列表
:
电感
型号
电流规格
直流内阻
Panasonic ELL4G2R2NA
2100mA@2.2uH
55mOhm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com