Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP152 Datasheet(PDF) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP152
Description  Enhanced Power Supply IC
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP152 Datasheet(HTML) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP152 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 34 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 19/34
Enhanced Power Supply IC
AXP152
所有
DC-DC 不需要外部的肖特基二极管和电阻分压反馈电路。如果应用中不需要用到某个 DC-DC,
只需要将对应的
LX 管脚悬空即可。
9.3 默认电压/启动时序的设置(Default Voltage/Timing Setting)
AXP152 可定制各路电源的默认电压、启动时序等。
启动时序
:共包含 8 级启动,即 0-7,其中第 7 级表示上电默认不启动此路电源。其他 0-6 级分别表示
1-7 步启动此路电源。同时可设置每步启动时间间隔,可选范围为 1、4、16、32ms。
默认电压设置
:除 DCDC3 外,每一路 DCDC/LDO 可设置范围包含输出范围内除最低档电压外的所有
电压。
DCDC3 默认电压由芯片内部设定值和 DC3SET 共同决定,具体值如下:
芯片内部设定值
DC3SET 接 VINT
DC3SET 接地
DC3SET floating
0
1.8V
1.5V
1.2V
1
3.3V
2.8V
2.5V
9.4 多功能管脚说明(Multi-Function Pin Description)
GPIO[3:0]
可作为
GPIO[3:0]、LDO、PWM 输出等,具体参见 REG90H-9DH 说明。
PWREN
默认作为
PWREN,可控制部分输出的使能,具体控制哪几路输出可根据客户需求改写。该引脚可通
过寄存器配置为 GPIO3,应用中该引脚作为 GPIO 时建议上拉到 RTC31。
N_RSTO
在与我司其它产品构成多节电池解决方案时,该引脚用于控制外部的高压转
5V 芯片。开机时,先将
该引脚置为高电平,等待电源稳定后再启动各输出模块;关机时,需等到各路输出都已关闭并
delay 8ms
后才能将该引脚置为低电平。不使用该功能时将该引脚悬空即可。
IRQ
此管脚为
IRQ 状态指示管脚,当有中断发生时,其输出拉低通知 HOST 进行中断处理,上拉到系统
IO 电源。IRQ 开机功能:若 REG8F_[7]=1,且 I2C 接口有效,IRQ 出现超过 16ms 的低电平时芯片将开机。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com