Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP152 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP152
Description  Enhanced Power Supply IC
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP152 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP152 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP152 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 34 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 21/34
Enhanced Power Supply IC
AXP152
2:Multi Read and Write
Host 可以通过 TWSI 接口访问 AXP152 的寄存器,其操作时序如上图所示,支持标准 100KHz 或
400KHz 频率,最高速度可达 1.2MHz,同时支持连读/写操作,设备地址为 61H(读)和 60H(写)。(该地址
bit2/1 可根据客户需要改写,参见寄存器 REG100[3:2])
在某些特定事件发生时,
AXP152 通过拉低 IRQ 的中断机制来提醒 Host,并将中断状态保存在中断
状态寄存器中
(参见寄存器 REG48H、寄存器 REG49H、寄存器 REG4AH),向相应的状态寄存器位写 1
则清除相应的中断,当无中断事件时,
IRQ 输出拉高(通过外部上拉 51K 电阻)。每个中断都可以通过中
断控制寄存器来屏蔽
(参见寄存器 REG40H、寄存器 REG41H、寄存器 REG42H)。
位置
中断号
含义
寄存器
48H[7]
保留,不可更改
寄存器
48H[6]
IRQ1
LDO0IN 接入 IRQ
寄存器
48H[5]
IRQ2
LDO0IN 移出 IRQ
寄存器
48H[4]
保留,不可更改
寄存器
48H[3]
IRQ3
ALDOIN 接入 IRQ
寄存器
48H[2]
IRQ4
ALDOIN 移出 IRQ
寄存器
48H[1]
保留,不可更改
寄存器
48H[0]
保留,不可更改
寄存器
49H[7]
保留,不可更改
寄存器
49H[6]
保留,不可更改
寄存器
49H[5]
IRQ5
DCDC1 输出电压低于 90% IRQ
寄存器
49H[4]
IRQ6
DCDC2 输出电压低于 90% IRQ
寄存器
49H[3]
IRQ7
DCDC3 输出电压低于 90% IRQ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com