Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STB5701 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STB5701
Description  350 to 400 MHz FSK/ASK receiver (ST-RECORD01 family)
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB5701 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STB5701 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB5701 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
Contents
STB5701
2/35
Contents
1
Block diagram and pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
General description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Programmable Phase Locked Loop synthesizer (PLL) . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2.1
Divider (a-counter, m-counter and prescaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2.2
Reference divider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2.3
Phase Frequency Detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2.4
Loop filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3
Receiver section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3.1
Low Noise Amplifier (LNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3.2
Image Rejection Mixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.3
ASK/FSK demodulator and data filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.4
Min /Max peak detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.3.5
Data slicer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.4
Digital control and source selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.4.1
State pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.4.2
Data pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.4.3
MODE register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.5
Start code detection example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.6
Registers list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.7
Register summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.8
Detailed display description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1
ECOPACK® packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2
QFN32L (5mm x 5mm) information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com