Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(PDF) 108 Page - Microchip Technology

Part # PIC32MX795F512LT-80I/PF
Description  High-Performance, USB, CAN and Ethernet 32-bit Flash Microcontrollers
PDF  256 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(HTML) 108 Page - Microchip Technology

Back Button PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 104Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 105Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 106Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 107Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 108Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 109Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 110Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 108 / 256 page
background image
5290
U1FRMH(3)
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
FRMH<2:0>
0000
52A0
U1TOK
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
PID<3:0>
EP<3:0>
0000
52B0
U1SOF
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
CNT<7:0>
0000
52C0
U1BDTP2
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
BDTPTRH<7:0>
0000
52D0
U1BDTP3
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
BDTPTRU<7:0>
0000
52E0
U1CNFG1
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
UTEYE
UOEMON
USBFRZ
USBSIDL
—
—
—
UASUSPND 0001
5300
U1EP0
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
LSPD
RETRYDIS
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5310
U1EP1
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5320
U1EP2
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5330
U1EP3
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5340
U1EP4
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5350
U1EP5
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5360
U1EP6
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5370
U1EP7
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5380
U1EP8
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
5390
U1EP9
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
53A0
U1EP10
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
TABLE 4-44:
USB REGISTER MAP(1) (CONTINUED)
Bits
31/15
30/14
29/13
28/12
27/11
26/10
25/9
24/8
23/7
22/6
21/5
20/4
19/3
18/2
17/1
16/0
Legend:
x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal.
Note
1:
All registers in this table (except as noted) have corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for
more information.
2:
This register does not have associated SET and INV registers.
3:
This register does not have associated CLR, SET and INV registers.
4:
Reset value for this bit is undefined.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com