Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-7/23
端 子 名
端子 No.
説       明
備    考
LF1C1
LF1C2
LF1C3
RF1C1
RF1C2
RF1C3
42
41
40
7
8
9
・トーン回路低減用フィルタ構成のコンデンサ接続端子。
 LF1C1(RF1C1)∼LF1C2(RF1C2)
 LF1C2(RF1C2)∼LF1C3(RF1C3)
 間にコンデンサを接続すること。
LF3C1
LF3C2
LF3C3
RF3C1
RF3C2
RF3C3
36
35
34
13
14
15
・トーン回路高域用フィルタ構成のコンデンサ接続端子。
 LF3C1(RF3C1)∼LF3C2(RF3C2)
 LF3C2(RF3C2)∼LF3C3(RF3C3)
 間にコンデンサを接続すること。
NC
NC
NC
NC
NC
NC
39
38
37
10
11
12
・NC ピン。内部は何も接続されていない。
LTOUT
RTOUT
33
16
・イコライザ出力端子
LFIN
RFIN
32
17
・フェダーブロック入力端子。
・ローインピーダンスでドライブすること。
LFOUT
LROUT
RFOUT
RROUT
31
30
18
19
・フェダー出力端子。フロント側/リア側をそれぞれ別々に絞り
 込める。減衰量は、L/R 同一。
Vref
57
・VDD/2 電圧発生部、電源リプル対策として Vref∼AVSS
 間(VSS)間に数 10μF 程度のコンデンサを接続すること。
VDD
56
・電源端子。
DVSS
27
・ロジック系グランド端子。
LAVSS
RAVSS
29
22
・アナログ系グランド端子。
VDD
VDD
VDD
LVref
RVref
C1
C2
C3
LVref
RVref
VDD
VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com