Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LC75386NE-R Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-3/23
 フェダーブロック
項    目
記 号
端 子 名
条  件
min
typ
max
単 位
入
力
抵
抗
Rfed
LFIN,RFIN
25
50
100
kΩ
0dB∼ -2dB
±0.5
dB
-2dB∼-20dB
±1dB
-20dB∼-30dB
±2dB
ス テ ッ フ ゚ 間 設 定 誤 差
ATerr
-30dB∼-60dB
±3dB
L/R バランス
BAL
±0.5
dB
 総合
項    目
記 号
端  子  名
min
typ
max
単 位
THD(1)
VIN= -10dBV,f= 1kHz
0.004
%
全高調波歪率
THD(2)
VIN= -10dBV,f= 10kHz
0.006
%
入 力 間 クロストー ク
CT
VIN= 1Vrms,f= 1kHz
80
88
dB
L/R クロストーク
CT
VIN= 1Vrms,f= 1kHz
80
88
dB
Vomin(1)
VIN= 1Vrms,f= 1kHz
80
88
dB
最大絞り込み
Vomin(2)
VIN= 1Vrms,f= 1kHz
INMUTE,フェダー∞
90
95
dB
VN(1)
全フラット, IHF-A フィルタ
5
10
μV
出力雑音電圧
VN(2)
全フラット, 20∼20kHzBPF
7
15
μV
消
費
電
流
IDD
33
40
mA
入力「H」レベル電流
IIH
CL,DI,CE,VIN=9V
10
μA
入力「L」レベル電流
IIL
CL,DI,CE,VIN=0V
-10
μA
最大入力電圧
VCL
THD=1% RL=10kΩ
全フラット,fIN=1kHz
2.5
2.9
Vrms
同 相信号除去比
CMRR
VIN=0dB,f=1kHz
45
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com