Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 19 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 19 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 17Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 18Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 19Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 20Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 21Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 22Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 23Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-19/23
(3) ゼロクロス切換え制御方法
ゼロクロス切換えの制御方法は、ゼロクロス制御ビットをゼロクロス検出モードに設定(D36,D37=0)し、検出ブ
ロック(D38,D39,D40,D41)を指定してからデータを送信する。これらの制御ビットは、データ転送直後、すなわ
ちCE の立ち下がりに同期して先にラッチされるので、ボリウム等のデータを更新する際は一回のデータ転送で
モ ードの設定およびゼロクロス切換え動作を行うことができる。以下に、ボリウムブロックのデータを更新す
る際の制御例を示す。
D36
D37
D38
D39
D40
D41
001000
(4) ゼロクロスタイマの設定
入力信号がゼロクロスコンパレータの検出感度以下になった場合、あるいは低周波信号のみが入力されている
場合には、ゼロクロスを検出できない状態が続き、その間データがラッチされなくなる。
ゼロクロスタイマは、このようにゼロクロスを検出できない状態において強制的にラッチする時間を設定する
タイマで、確実にゼロクロスを検出できる下限周波数を考慮に入れて決定する。
例えば、25ms に設定する場合
T=0.69CR
C=0.033μF とすると
R=
≒1.1MΩ
となる。
(5) シリアルデータ転送に関する注意事項
① CL,DI,CE 端子に伝送される高周波ディジタル信号がアナログ信号系に飛び込まないように、これらの信号ラ
  インはグランドパターンでガードするか、シールド線による伝送を行うこと。
② LC75386NE-R/NW のデータフォーマットは、アドレス 8 ビット,データは 44 ビットである。データを 8 の倍数
で送信する場合( 4 8 ビットを送信する場合)、図 1 のようなデータの送り方をすること。
  LC75386NE-R/NW の 8 の倍数によるデータの受信方法
③ CCB 転送時本 IC は、CE の立ち上がりでアドレスの一致検出を行っているが、この時CL は必ず「L」レベルにし
  て立ち上げること。
ボリウムブロック
設定
ゼロクロス検出
モード設定
D43
D42
D41
D40
D39
D38
D37
D36
・・・・・・・
D3
D2
D1
D0
X
X
X
X
テストモード制御
入力切換え制御
ダミーデータ
X:don t care
25×10
-3
0.69×0.033×10
-6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com