Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC75386NE-R Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-2/23
許容動作範囲/Ta=25℃,VSS=0V
項    目
記 号
条     件
min
typ
max
単 位
源電圧
VDD
VDD
6.0
10.5
V
入力「H」レベル電圧
VIH
CL,DI,CE,MUTE
4.0
VDD
V
入力「L」レベル電圧
VIL
CL,DI,CE,MUTE
VSS
1.0
V
入力振幅電圧
VIN
VSS
VDD
Vp-p
入力パルス幅
TφWCL
1
μs
セットアップ時間
Tsetup
CL,DI,CE
1
μs
ホールド時間
Thold
CL,DI,CE
1
μs
動 作周波数
fopg
CL
500
kHz
電気的特性/Ta=25℃,VDD=9V,VSS=0V
 入力ブロック
項    目
記 号
端 子 名
条  件
min
typ
max
単 位
Rin
L1∼L4,L6,R1∼R4,R6
30
50
70
最 小入力ゲイン
Ginmin
L1∼L4,L6,R1∼R4,R6
-1
0
+1
dB
最 大入力ゲイン
Ginmax
+16.5
+18.75
+21
dB
ス テ ッ フ ゚ 間 設 定 誤 差
ATerr
±0.6
dB
L/R バランス
BAL
±0.5
dB
 ボリウムブロック
項    目
記 号
端 子 名
条  件
min
typ
max
単 位
力抵抗
Rvr
LVRIN,RVRIN,
ラウドネス OFF
113
226
339
ス テ ッ フ ゚ 間 設 定 誤 差
ATerr
±0.5
dB
L/R バランス
BAL
±0.5
dB
 トーンブロック
項    目
記 号
端 子 名
条  件
min
typ
max
単 位
ス テ ッ フ ゚ 間 設 定 誤 差
ATerr
±1.0
dB
ハ ゙ ス コ ン ト ロ ー ル レ ン シ ゙
Gbass
max.boost/cut
±9±12
±15
dB
トレブルコントロールレンジ
Gtre
max.boost/cut
±9±12
±15
dB
L/R バランス
BAL
±0.5
dB
絶対最大定格/Ta=25℃,VS S=0V
項    目
記 号
条     件
定    格
単 位
最大電源電圧
VDDmax
VDD
11
V
最大入力電圧
VIN max
全入力端子
VSS-0.3∼VDD+0.3
V
許容消費電力
Pd max
Ta≦85℃,基板取付け時
(LC75386NE-R)500
(LC75386NW)420
mW
動作周囲温度
Topr
-40∼ +85
保存周囲温度
Tstg
-50∼ +125



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com