Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 8 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 8 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-8/23
端 子 名
端子 No.
説       明
備    考
LZCLP
RZCLP
28
21
・ゼロクロス検出回路の帯域制限端子。
・通常はオープンにして使用すること。
・LC75386NW 版は、NO CONNECT 端子である。
LC75386NE-R のみ
MUTE
23
・外部コントロールミュート端子。
・この端子を VSS レベルにするとフェダーボリウムブロックが強
 制的に-∞に設定される。
TIM
20
・ゼロクロス回路の無信号時のタイマ端子。
 データをセットしてから、タイマが完了するまでゼロクロス信号
 が無い時、強制的にデータをセットする。
CL
DI
26
25
・コントロールの為のシリアルデータ及びクロックの入力端子。
CE
24
・チップイネーブル端子。「H」→「L」になるタイミングで内部のラッ
 チにデータが書き込まれ各アナログスイッチが動く。
 「H」レベルでデータ転送がイネーブルになる。
LVROUT
RVROUT
44
5
・1dB ステップボリウムの出力端子
VDD
VDD
VDD
LVref
RVref
VDD
VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com