Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-6/23
 端子説明
端 子 名
端子 No.
説       明
備    考
L1
L2
L3
L4
L6
R1
R2
R3
R4
R6
54
53
52
51
55
59
60
61
62
58
・シングルエンド入力端子
L5M
L5P
R5M
R5P
50
49
63
64
・差動入力端子
LSELO
RSELO
48
1
・入力セレクタ出力端子
LVRIN
RVRIN
47
2
・2dB ステップボリウムの入力端子
・ローインピーダンスで入力すること。
LCT
RCT
46
3
・ラウドネス用端子。LCT(RCT)と LVRIN(RVRIN)間に高域補
 償用の CR を接続し、LCT(RCT)と Vref 間に低域補償用
 CR を接続する。
LCOM
RCOM
45
4
・2dB ステップボリウムの出力端子。
・切換えノイズ低減のため C 結合で Vref 端子に接続する
 こと。
LTIN
RTIN
43
6
・イコライザ入力端子。
VDD
LVref
RVref
VDD
LVref
RVref
VDD
M
VDD
P
LVref
RVref
VDD
VDD
VDD
VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com