Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 18 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 18 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 17Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 18Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 19Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 20Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 21Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 22Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-18/23
使用上の注意
(1) 電源投入時におけるデータ送信について
・電源投入時、内部のアナログスイッチの状態は不定である。データをセットするまでは、ミューティング等の
 対策を外部で行うこと。
・電源投入時、各ブロックのバイアスを短時間で安定させるために一度イニシャル設定データを送信すること。
① イニシャル設定モードから初期データ設定までの時間
 ・VDD=6V 以上になってから、イニシャル設定データを送信すること。
 ・LCOM 端子、RCOM 端子が VREF レベルに安定してから、初期データを設定すること。
② イニシャル設定モードの設定方法
D32,D33 を 00 に設定すると、内蔵イニシャル設定用 SW がオンし、急速充電モードに設定される。
この時、他のデータ(D0∼D31,D34∼D43)は Lch/Rch 同時に設定されるので、各ブロックの状態設定も同時に
行うことができる。
③ イニシャル設定モード解除の方法
D32,D33 が 00 以外、すなわち通常の Lch/Rch チャネル指定を行えば、内蔵イニシャル設定用 SW がオフし、
急速充電モードを解除できる。
(2) ゼロクロス切換え回路の動作説明
LC75386NE-R/NW は、ゼロクロスコンパレータの信号検出場所を切換えられる機能を有し、データを更新するブロックに
最適な検出場所を選択できる。基本的には、データを更新するブロックの直後の信号をゼロクロスコンパレー
タに入力すれば切換えノイズを最小にできるので、その都度検出場所を切換える必要がある。
また、信号振幅がゼロクロスコンパレータの検出感度以下(数 mVrms)になった場合(ボリウムをしぼった状態)
は、ゼロクロスタイマオーバフローによる書込みを行うよりも、ボリウムブロックの前すなわちセレクタブロ
ックの出力でゼロクロスを検出した方が切換えノイズを小さくできる。例えば、ボリウムブロックの入力振幅
が 1Vrms の場合、ボリウムを-40dB 以下に設定すると 10mVrms 以下となるので、セレクタブロック出力で検出
した方が、切換えノイズを小さくできる。
LC75386NE-R/NW ゼロクロス検出回路
ボリウム
トーン
フェダー
セレクタ
スイッチ
ゼロクロス
コンパレータ
LCOM 端子、RCOM 端子に接続されているコンデンサが
VREF レベルまでチャージされるまでの時間
1/2 VDD レベル
VREF
VDD=6V
VDD
データ
VDD=9V(TYP)
初期データ
RCH 側
初期データ
LCH 側
イニシャル設定
モード
イニシャル設定
モード解除



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com