Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC75386NE-R Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC75386NE-R
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  LC75386NE-R Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
注文コードNo.N6170
CMOS LSI
LC75386NE-R
LC75386NW
カー用電子ボリウム
73099TS寿◎鈴木 B8-4186, 4075 No.6170-1/23
No.
N6170
73099
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
1.25
0.5
1.25
0.18
12.0
116
17
32
33
48
49
64
10.0
0.5
0.5
0.15
外形図 3190
[LC75386NW]
(unit : mm)
SANYO : SQFP64
14.0
17.2
1.0
1.0
1.6
0.15
0.35
0.1
15.6
0.8
0.8
1
16
17
32
33
48
49
64
2.7
外形図 3159
[LC75386NE-R]
(unit : mm)
SANYO : QIP64E
・CCBは、登録商標です。
・CCBは、三洋電機のオリジナル・バス・フォーマットであり、バスのアドレスは全て三洋電機が管理しています。
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
LC75386NE−R/NWは、ボリウム,バランス,フェダー,バス/トレブル,ラウドネス,
入力切換え,入力ゲインコントロールの各機能を、少ない外付け部品でコントロールできる電子ボリウム
である。
・ ボリウム  :0dB∼-79dB(1dBステップ),-∞の 81 ポジション。
         L/ R別々にコントロールすることによりバランス機能となる。
・ フェダー  :リア側あるいはフロント側出力を 16 ポジションにわたって減衰させることができる。
         (0dB∼-2dB までは 1dBステップ,-2dB∼-20dB までは 2dBステップ,-20dB∼-30dB までは 10dB
         ステップ,-45dB,-60dB,-∞の 16 ポジション)
・ バス/トレブル:各バンドとも 2dBステップ±12dBのコントロール。
・ 入力ゲイン :入力信号は、0dB∼+18.75dB(1.25dB ステップ)の増幅ができる。
・ 入力切換え :L/R とも 6 入力の信号選択ができる。(5 つは、シングルエンド、1 つは、差動入力)
・ ラウドネス :2dBステップボリウムのラダー抵抗の-32dB の位置からタップが出ており、CRの外付け
         部品によりラウドネス動作ができる。
・ バッファアンプ内蔵のため外付け部品が少ない。
・ シリコンゲート CMOSプロセスにより内蔵スイッチから発生する切換えノイズが少ないため無信号時の
  切換えノイズが小さい。
・ ゼロクロス切換え回路内蔵のため有信号時の切換えノイズも小さい。
・ VDD/2の基準電圧発生回路内蔵。
・ 各コントロールは、シリアルデータ入力で行う。


Similar Part No. - LC75386NE-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC75386NE SANYO-LC75386NE Datasheet
320Kb / 20P
Electronic Volume and Tone Control for Car Stereo Systems
More results

Similar Description - LC75386NE-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
MULTIPLUS POWERBOX-MULTIPLUS Datasheet
115Kb / 2P
I N V E R T E R C H A R G E R
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN5A300DN KODENSHI-SFN5A300DN Datasheet
534Kb / 5P
Ultrafast R ecovery Power R ectifier
SFN5A600 KODENSHI-SFN5A600 Datasheet
705Kb / 7P
Ultrafast R ecovery Power R ectifier
SFN20A600 KODENSHI-SFN20A600 Datasheet
720Kb / 7P
Ultrafast R ecovery Power R ectifier
logo
Molex Electronics Ltd.
2166201033 MOLEX-2166201033 Datasheet
328Kb / 1P
SQUBA3.6 R-R 3CKT 600MM Sn
2020/07/08
2153101022 MOLEX-2153101022 Datasheet
299Kb / 1P
MizuP25 R-R 2ckt 300mm Sn
2020/07/20
2166201042 MOLEX-2166201042 Datasheet
332Kb / 1P
SQUBA3.6 R-R 4CKT 300MM Sn
2020/07/08
2153101031 MOLEX-2153101031 Datasheet
309Kb / 1P
MizuP25 R-R 3ckt 150mm Sn
2020/07/20
2153101041 MOLEX-2153101041 Datasheet
313Kb / 1P
MizuP25 R-R 4ckt 150mm Sn
2020/07/20
2166201021 MOLEX-2166201021 Datasheet
323Kb / 1P
SQUBA3.6 R-R 2CKT 150MM Sn
2020/07/08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com