Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA311B Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # STA311B
Description  Multichannel digital audio processor with FFXTM
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA311B Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STA311B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA311B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 102 page
background image
DocID024340 Rev 1
5/102
STA311B
Contents
102
8.2.66
Coefficient b2 data register, bits 23:16 (0x40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.2.67
Coefficient b2 data register, bits 15:8 (0x41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.68
Coefficient b2 data register, bits 7:0 (0x42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.69
Coefficient a1 data register, bits 23:16 (0x43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.70
Coefficient a1 data register, bits 15:8 (0x44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.71
Coefficient a1 data register, bits 7:0 (0x45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.72
Coefficient a2 data register, bits 23:16 (0x46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.2.73
Coefficient a2 data register, bits 15:8 (0x47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.74
Coefficient a2 data register, bits 7:0 (0x48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.75
Coefficient b0 data register, bits 23:16 (0x49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.76
Coefficient b0 data register, bits 15:8 (0x4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.77
Coefficient b0 data register, bits 7:0 (0x4B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.2.78
Coefficient write control register (0x4C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.3
Reading a coefficient from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.4
Reading a set of coefficients from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.5
Writing a single coefficient to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.6
Writing a set of coefficients to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9
Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9.1
Post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.2
Variable max power correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.2.1
MPCC1-2 (0x4D, 0x4E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.3
Variable distortion compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.3.1
DCC1-2 (0x4F, 0x50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.4
PSCorrect registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.4.1
PSC1-2: ripple correction value (RCV) (0x51, 0x52) . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.4.2
PSC3: correction normalization value (CNV) (0x53) . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.5
Extended DRC configuration registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.5.1
Extended limiter/dynamic range control LUT (NLENAR)(0x5A) . . . . . . 71
9.5.2
Extended limiter/dynamic range LUT registers (nLxAT/RT)
(0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9.5.3
Recombination control register 1 (0x5D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
9.5.4
Recombination control register 5, 6 and 7 (0x62; 0x63; 0x64) . . . . . . . 83
9.5.5
Recombination control register 8, 9 and 10 (0x65; 0x66; 0x67) . . . . . . 85
9.5.6
Recombination control register 11, 12 and 13 (0x68; 0x69; 0x6A) . . . . 86
9.5.7
Zero-mute threshold/hysteresis and RMS zero-mute selectors (0x6F) . 87



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com