Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM303C Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # LSM303C
Description  Ultra-compact high-performance eCompass module: 3D accelerometer and 3D magnetometer
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM303C Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LSM303C Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM303C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 53 page
background image
Contents
LSM303C
4/53
DocID024975 Rev 2
8.18
IG_SRC1_A (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8.19
IG_THS_X1_A (32h), IG_THS_Y1_A (33h), IG_THS_Z1_A (34h) . . . . . 41
8.20
IG_DUR1_A (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.21
IG_CFG2_A (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.22
IG_SRC2_A (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.23
IG_THS2_A (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.24
IG_DUR2_A (39h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.25
XL_REFERENCE (3Ah), XH_REFERENCE (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.26
YL_REFERENCE (3Ch), YH_REFERENCE (3Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.27
ZL_REFERENCE (3Eh), ZH_REFERENCE (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.28
WHO_AM_I_M (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.29
CTRL_REG1_M (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.30
CTRL_REG2_M (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.31
CTRL_REG3_M (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.32
CTRL_REG4_M (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.33
CTRL_REG5_M (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.34
STATUS_REG_M (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.35
OUT_X_L_M (28h), OUT_X_H_M(29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.36
OUT_Y_L_M (2Ah), OUT_Y_H_M (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.37
OUT_Z_L_M (2Ch), OUT_Z_H_M (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.38
TEMP_L_M(2Eh), TEMP_H_M (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.39
INT_CFG_M (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.40
INT_SRC_M (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.41
INT_THS_L_M (32h), INT_THS_H_M (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Downloaded from
Arrow.com.
Downloaded from
Arrow.com.
Downloaded from
Arrow.com.
Downloaded from
Arrow.com.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com