Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M65KA512AB Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # M65KA512AB
Description  512Mbit (4 Banks x 8M x 16), 133 MHz Clock Rate, Bare Die, 1.8 V Supply, Low Power SDRAM
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M65KA512AB Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M65KA512AB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M65KA512AB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 55 page
background image
Contents
M65KA512AB
2/55
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Address Inputs (A0-A12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Bank Select Address Inputs (BA0-BA1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3
Data Inputs/Outputs (DQ0-DQ15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Chip Enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Column Address Strobe (CAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6
Row Address Strobe (RAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8
Clock Input (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.9
Clock Enable (KE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10
Lower/Upper Data Input/Output Mask (LDQM, UDQM) . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11
VDD Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.12
VDDQ Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.13
VSS Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.14
VSSQ Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Power-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Burst Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
Burst Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4
Self Refresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
Auto Refresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6
Power-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.7
Deep Power-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
Mode Register Set command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2
Extended Mode Register Set command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3
Bank (Row) Activate command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4
Write command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com