Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 52 page
background image
AXP221
PAGE 19
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
9
操作和控制
当 AXP221 工作时,P2WI 接口 SCK/SDA 管脚上拉到系统 IO 电源,则 Host(应用系统的主处理器)可
以通过此接口对 AXP221 的工作状态进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。
注 : 如下所指“外部电源”包含 ACIN 及 VBUS 输入。
9.1. 工作模式和复位
9.1.1.
工作模式按键 (PEK)
AXP221 的 PWRON 管脚到 GND 之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键
Power Enable Key(PEK)
或休眠 / 唤醒按键。AXP221 可以自动识别这个按键的“长按”和“短按”并做出相应的反应。
9.1.2.
开机 (PowerOn)
开机源 (
Power on Source)
■ ACIN 及 VBUS
■ PEK
■ IRQ 低电平
AXP221 可以由 PEK( 按键时间超过“ONLEVEL”) 开机。在实际应用中,定时闹钟 (Alarm) 输出信号
也可以连接到 IRQ,Alarm 信号有效 ( 低电平 ) 时,也可以将 AXP221 开机。
开机后,DC-DC 和 LDO 将按照设定的时序顺序软启动。
9.1.3.
关机 (PowerOff)
PEK“长按”时间大于 IRQLEVEL 时,在 PEK 中断服务程序中,Host 可将“寄存器 REG32H[7]”写入“1”
来通知 AXP221 进入关机状态。AXP221 进入关机状态时会关掉除 LDO1 之外的所有电源输出。
在下列情况下,AXP221 会自动关机 :
■ 输入电压过低,低电保护;
■ 负载过大引起电源的输出电压过低,过负载保护;
■ 输入电压过高,过压保护 ( 具体细节参见“电源通路管理”章节 );
■ PEK 大于 OFFLEVEL时 ( 默认 6s) 系统自动关闭除 LDO1 以外的其它输出;
AXP221 的自动保护机制,可以避免应用系统异常时发生被供电器件的不可逆转损坏,从而保护整个
系统。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com