Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 52 page
background image
AXP221
PAGE 21
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
路电源的输出电压稳定达到预设值后,PWROK 会被拉高,从而实现应用系统的上电复位。
在应用系统正常工作过程中,AXP221 一直监视各路输出的电压和负载状况,并且在过负载或是欠电
压的情况下,PWROK 立刻输出低电平,复位应用系统,防止误动作以及可能的数据错误。
在应用系统正常工作过程中,通过按键将 PWROK 拉低,则 AXP221 将关机并重新开机,各路输出电
源上电时序按照设定的时序开启
9.2. 电源通路管理 (IPS ™ )
AXP221 的 电 源 输 入 可 以 来 自 锂 电 池 BAT、USB VBUS 输 入、 外 部 电 源 ACIN( 比 如 交 流 适 配 器 AC
Adapter),IPS ™根据外部电源和锂电池的状态来选择适合的电能分配方式。
■ 当仅接入锂电池,无外部电源输入时,使用锂电池供电;
■ 当接入外部电源时 (VBUS 或 ACIN),优先使用外部电源供电;
■ 电池连接的情况下,外部电源移除时,立刻“无缝”转用锂电池供电;
■ 当 VBUS 和 ACIN 两者同时接入时,优先使用 ACIN 供电,并且对锂电池充电;
■ 若此时 ACIN 驱动能力不足够时,将适时打开 VBUS 通路,实现 ACIN/VBUS 共同供电;
■ 如果驱动能力仍然不足,则将减小充电电流直至 0,继而用电池补充供电;
Host 可以通过 P2WI(Push-Pull Two Wire Interface) 访问 AXP221 的内部寄存器来设置 IPS ™的参
数和读取其反馈的信息。
9.2.1.
限压 / 限流模式和直通模式
为了不影响 USB 通讯,VBUS 通路默认工作在“VBUS 限压模式”。在此模式下,AXP221 会将 VBUS 电
压维持在一个可设置的参考电压 VHOLD 之上,以满足 USB 规范。VHOLD 默认为 4�4V,可在寄存器
Reg30H[5:3] 调整。
如果系统对从 USB VBUS 吸取的电流大小有限制需求,则提供一个限流模式可供选择,限流值可选
900mA/500mA/ 不限流 ( 寄存器 Reg30H[1:0])。
如果系统只是使用 USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器
REG30H[6] 将 AXP221 设置成“VBUS 直通模式”,此时 AXP221 会优先满足应用系统的用电需求。当
USB Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 VHOLD,AXP221 将发出 IRQ,告知 Host
VBUS 供电能力弱,指示 USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。
9.2.2.
外部电源插入时 AXP221 的反应
AXP221 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP221 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电
源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出 IRQ,通知 Host。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com