Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 52 page
background image
AXP221
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PAGE 28
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
9.6. 多功能管脚说明
GPIO[1:0]
可作为
GPIO[1:0]、LDO 等,具体参见 REG90H-92H 说明。
CHGLED
充电状态指示、过温过压等报警功能以及
Motor-drive 功能,当 REG32[2]=0 时,该 PIN 为驱动
能力
100mA,将微型振动马达连接至 3.3V 电源并串接限流电阻,可以直接驱动振动马达。当
REG32[2]=1,该 PIN 为充电状态、过压过温等报警功能指示。
9.7. 定时器
AXP221 包含一个内部定时器,通过设置寄存器 REG8AH[6:0] 可改变计时器值,其最低分辨率为分
钟
(Minute),计时器超时后将置位 REG8AH[7]。
9.8. 中断机制
Host 可以通过 P2WI 接口访问 AXP221 的寄存器,最高速度可达 2MHz,同时支持连读 / 写操作。
在某些特定事件发生时,
AXP221 通过拉低 IRQ 的中断机制来提醒 Host,并将中断状态保存在中断
状态寄存器中
( 参见寄存器 REG48H、寄存器 REG49H、寄存器 REG4AH、寄存器 REG4BH、寄
存器
REG4CH),向相应的状态寄存器位写 1 则清除相应的中断,当无中断事件时,IRQ 输出拉高 ( 通
过外部上拉
51K 电阻 )。每个中断都可以通过中断控制寄存器来屏蔽 ( 参见寄存器 REG40H、寄存
器
REG41H、寄存器 REG42H、寄存器 REG43H、寄存器 REG44H)。
位置
中断号 含义
位置
中断号
含义
寄存器 48_[7]
IRQ1
电源 ACIN 超压
寄存器
4B_[7]
寄存器 48_[6]
IRQ2
电源 ACIN 插入
寄存器
4B_ [6]
寄存器
48_ [5]
IRQ3
电源
ACIN 移除
寄存器
4B_ [5]
寄存器
48_ [4]
IRQ4
电源
VBUS 超压
寄存器
4B_ [4]
寄存器
48_ [3]
IRQ5
电源
VBUS 插入
寄存器
4B_ [3]
寄存器
48_ [2]
IRQ6
电源
VBUS 移除
寄存器
4B_ [2]
寄存器
48_ [1]
IRQ7
VBUS 电压小于 VHOLD
寄存器
4B_ [1]
IRQ20
电池低电报警
1
寄存器
48_ [0]
保留
寄存器
4B_ [0]
IRQ21
电池低电报警
2
寄存器
49_[7]
IRQ8
电池接入
寄存器
4C_[7]
IRQ22
定时器计时完成
寄存器
49_ [6]
IRQ9
电池移除
寄存器
4C_ [6]
IRQ23
PEK 上升沿
寄存器
49_ [5]
IRQ10
进入电池激活模式
寄存器
4C_ [5]
IRQ24
PEK 下降沿
寄存器
49_ [4]
IRQ11
退出电池激活模式
寄存器
4C_ [4]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com