Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 52 page
background image
AXP221
PAGE 31
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
地址
寄存器描述
R/W
默认值
3C
电池放电低温报警设置寄存器
R/W
FCH
3D
电池放电高温报警设置寄存器
R/W
16H
80
DCDC 工作模式设置寄存器
R/W
80H
82
ADC 使能设置寄存器 1
R/W
E0H
84
ADC 采样率设置,TS pin 控制寄存器
R/W
32H
85
TS ADC 采样率设置寄存器
R/W
00H
8A
定时器控制寄存器
R/W
00H
8C/8D
PWREN 控制寄存器
R/W
00H
8F
过温关机控制寄存器
R/W
01H
10.1.2. GPIO 控制类寄存器列表
地址
寄存器描述
R/W
默认值
90
GPIO0 控制寄存器
R/W
07H
91
GPIO0 LDO 模式输出电压设置寄存器
R/W
1FH
92
GPIO1 控制寄存器
R/W
07H
93
GPIO1 LDO 模式输出电压设置寄存器
R/W
1FH
94
GPIO[1:0] 信号状态寄存器
R/W
00H
97
GPIO[1:0] 下拉控制寄存器
R/W
00H
10.1.3. 中断控制类寄存器列表
地址
寄存器描述
R/W
默认值
40
IRQ 使能控制寄存器 1
R/W
D8H
41
IRQ 使能控制寄存器 2
R/W
FFH
42
IRQ 使能控制寄存器 3
R/W
03H
43
IRQ 使能控制寄存器 4
R/W
03H
44
IRQ 使能控制寄存器 5
R/W
00H
48
IRQ 状态寄存器 1
R/W
00H
49
IRQ 状态寄存器 2
R/W
00H
4A
IRQ 状态寄存器 3
R/W
00H
4B
IRQ 状态寄存器 4
R/W
00H
4C
IRQ 状态寄存器 5
R/W
00H
10.1.4. ADC数据类寄存器列表
地址
寄存器描述
R/W
56
AXP221 内部温度监测 ADC 数据高 8 位
R
57
AXP221 内部温度监测 ADC 数据低 4 位
R
58
TS 输入 ADC 数据高 8 位,默认监测电池温度
R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com