Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 52 page
background image
AXP221
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PAGE 22
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
关于外部电源的寄存器状态位及含义如下表所示 :
寄存器的状态位
含义
寄存器
REG00_[7]
指示外部适配器电源
ACIN 是否存在
寄存器
REG00_[6]
指示外部适配器电源
ACIN 是否可用
寄存器
REG00_[5]
指示外部电源
VBUS 是否存在
寄存器
REG00_[4]
指示外部电源
VBUS 是否可用
寄存器
REG00_[3]
指示接入外部电源
VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD
寄存器
REG00_[1]
指示外部电源
ACIN/VBUS 是否在 PCB 上短接
寄存器
REG00_[0]
指示系统是否由
ACIN/VBUS 触发开机
“ 指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD” 这个标志位,可以让 Host 在收到
IRQ7 时 ( 指 VBUS 供电能力弱 ),判断 VBUS 是因为系统负载接入而被拉低还是因为外部电源本身
电压就低于
VHOLD,从而方便 Host 软件决定是继续工作在限压模式还是改为直通模式。
9.2.3.
是否选用 VBUS 作为输入电源
AXP221 是否选用 VBUS 作为输入电源,将由 N_VBUSEN 和寄存器 REG30H[7]、REG30_[2]、
REG8F_[4] 来决定 :
REG30_[7]
REG8F_[4]
N_VBUSEN
REG30H[2]
是否选用
0
0
High
0
No
0
0
Low
1
Yes
0
1
High
X
No
0
1
Low
X
Yes
1
X
X
X
Yes
注:
X 表示任意状态和任意值
9.2.4.
低电保护 ( 自动关机 )
AXP221 可以设置自动关机电压 VOFF,并将 ALDOIN 与其比较。如果 ALDOIN 低于 VOFF,AXP221
自动进入关机模式,关闭除
LDO1 之外的所有输出。
VOFF 默认值可在寄存器 REG31H Bit[2:0] 设置。
9.2.5.
过压保护
当外部电源电压超过
6.3V 时,AXP221 发出 IRQ1/4,提示外部电源过压。当外部电源超过 7V,
AXP221 自动关机。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com