Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AXP221 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 52 page
background image
AXP221
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PAGE 4
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
1
概述
AXP221 是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池 ( 锂离子或锂聚合物 ) 且需要多路电
源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理
器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
AXP221 集成了一个效率高达 94% 的 USB3�0-Compatible Flash Charger,充电电流可达 2�2A;同时
支持 21 路电源输出(包含 5 路大电流 DCDC,最高效率可达 95%),包含电压 / 电流 / 温度监视等多
路 12-BitADC;为保证电源系统安全稳定,AXP221 还整合了过 / 欠压 (OVP/UVP)、过温 (OTP)、过流 (OCP)
等保护电路;独有的 E-Gauge ™电量计系统在保证高精度计量的同时大幅度减少了电池参数测试流程。
AXP221 提供了一个快速接口,让系统可以动态调节输出电压,并配合应用处理器系统实现多种工作
模式的转换,最大限度的延长电池续航时间。
AXP221 的智慧电能平衡 (IntelligentPowerSelect,IPS ™ ) 电路可以在 USB 以及外部交流适配器、
锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池 ( 或者电池
过放 / 损坏 ) 的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP221 提供8mmx8mmx0�75mm68-pinQFN 封装。
AXP221 可应用于:
■ 平板电脑,智能手机 , 智能电视,数字摄像机
■ 超便携移动电脑 UMPCandUMPC-like,学习机



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com