Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP221 Datasheet(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP221
Description  PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP221 Datasheet(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP221 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP221 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 52 page
background image
AXP221
PAGE 23
PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System
Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved.
Datasheet
Revision 1.2
9.3. 自适应 FlashCharger
AXP221 集成了一个恒流 / 恒压 PWM 充电器,可以自动控制充电周期,内置的安全时钟可以自动停
止充电而无需处理器的干预。此充电器可以根据系统的功耗自动调整充电电流,还带有电池检测、
涓流充电和激活功能,内置的温度检测电路可以在温度过高或过低时自动减小充电电流。
9.3.1.
自适应充电过程的启动
充电器默认处于使能状态
( 可以通过设置寄存
器来关闭,参见
“ 寄存器 REG33H”)。当外部
电源接入后,
AXP221 首先判断外部电源是否
可用于充电,当符合外部电源可用的条件,且
此时充电功能被打开,则
AXP221 自动开始充
电过程,向
Host 发出 IRQ,表示充电过程开始。
同时,
CHGLED 管脚输出低电平,可以驱动外
部发光二极管指示充电状态。
如右是充电过程电压电流示意图:
9.3.2.
两个标志电压
VTRGT,充电目标电压。VTRGT 可由寄存器设置,默认为 4.2V( 参见 “ 寄存器 REG33H[6:5]”)。同时,
在外部电源电压较低时,
AXP221 会自动调节充电目标电压。
VRCH,自动再充电电压。VRCH=VTRGT-0.1V。
9.3.3.
充电电流
充电电流可以通过寄存器
REG33H[3:0] 设置,默认值为 450mA 或者 1200mA。
9.3.4.
充电流程
如果电池电压低于
3.0V,充电器自动进入预充电模式,充电电流为预设值的 1/10。如果 40 分钟内 ( 这
个时间可调整,参见
“ 寄存器 REG34H”),电池电压仍不能达到 3.0V,充电器自动进入电池激活模式。
具体细节参见
“ 电池激活模式 ”。
电池电压一旦高过
3.0V,充电器开始进入恒流模式。如果充电电流小于预设值的 65% 时,系统发出
IRQ17 以此通知 “ 外部电源驱动能力不足,此时充电电流没有达到设定值,从而会延长充电时间,
若想更快充满电,建议更换更强电源或关掉耗电大的功能
”。
当电池电压达到目标电压
VTRGT 后,充电器从恒流模式进入恒压模式,充电电流减小。
当充电电流低于预设值的
10% 或 15% 时 ( 可设,参见 “ 寄存器 REG33H”),充电周期结束,充电停止,



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com