Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BD9DA00MF Datasheet(PDF) 27 Page - Rohm

Part # BD9DA00MF
Description  4 V to 16 V Input, 12 A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD9DA00MF Datasheet(HTML) 27 Page - Rohm

Back Button BD9DA00MF Datasheet HTML 23Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 24Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 25Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 26Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 27Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 28Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 29Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 30Page - Rohm BD9DA00MF Datasheet HTML 31Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 53 page
background image
27/50
BD9DA00MF
Datasheet
TSZ02201-0J2J0AB01940-1-2
© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
18.Mar.2025 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111 • 15 • 001
2. Output LC Filter – continued
The total maximum effective capacitance connected to VOUT needs to satisfy the value obtained by the following
equation.
������������������������������������������������������������������������������������<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������×(������������������������������������������������������������������������������������+∆������������������������2−������������������������������������������������������������������������)[F]
where:
������������������������������������������������������������������������istheminimumsoftstarttime.
������������������������������������������������ istheoutputvoltage.
������������������������������������������������������������������������������������ isthemaximumoutputcurrent.
∆
IListheinductorcurrent.
IOUTSS isthemaximumoutputcurrentduringsoftstart.
For example, given that VIN = 12 V, VOUT = 1.2 V, L = 0.33 µH, fSW = 800 kHz, tSSMIN = 0.75 ms, IOUTMAX = 12 A, and IOUTSS
= 12 A, COUTMAX can be calculated as below.
������������������������������������������������������������������������������������<0.75������������������������1.2������������×(12������������+4.09������������2−12������������)=1278[µF]
If the total capacitance connected to VOUT is larger than COUTMAX, Over Current Protection may be activated by the inrush
current at startup and prevented to turn on the output. Confirm this on the actual application.
In addition, the minimum effective value of the output capacitor (COUTMIN) should be within the range that satisfies the
following equation.
1+��������������������������������������������������������������������������������������× 1������������������������������������+(∆������������������������������������������������+∆������������������������2)×������������
2������������������������������������������������
�×�������������������������������������������������+∆������������������������2�−∆������������×∆������������������������������������������������2�× 1
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
≤1.1
where:
∆������������������������������������������������ istheoutputcurrentvariation.
∆������������ istheoutputcurrentvariationtime.
������������������������������������������������������������������������������������ istheminimumeffectivevalueoftheoutputcapacitor.
Figure 47. Waveform at Output Current Variation
When a capacitance smaller than COUTMIN is connected to VOUT, OVP is detected by output variation during the transient
response. When OVP is detected, Low-Side FET latches to the on state. Confirm this on the actual application.
Δ
t
Δ
IOUT
IOUT
VOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com