Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA027 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STA027
Description  SBC CODEC
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA027 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STA027 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA027 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
STA027
4/44
CD00066274
5.9.3
STATUS_SF : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.9.4
STATUS_FE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.9.5
HEADER _n:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.10
MIX_CONFIGURATION registers description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.10.1 MIX_MODE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.10.2 MIX_DLA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.10.3 MIX_DLB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.10.4 MIX_DRA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.10.5 MIX_DRB:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.11
TONE_CONFIGURATION registers description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.11.1 TONE_ON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.11.2 TONE_FCUTH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.11.3 TONE_FCUTL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.11.4 TONE_GAINH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.11.5 TONE_GAINL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.11.6 TONE_GAIN_ATTEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6
TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1
Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7
I/O CELL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.1
TTL Tristate Output Pad Buffer, 3V capable 4mA, with Slew Rate Control . . 41
7.2
TTL Schmitt Trigger Bidir Pad Buffer, 3V capable, 4mA, with Slew Rate Control
41
7.3
TTL Schmitt Trigger Inpud Pad Buffer, 3V capable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.4
TTL Inpud Pad Buffer, 3V capable with Pull-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.5
TTL Schmitt Trigger Bidir Pad Buffer, with Pull-up, 4mA, with slew rate control /
3V capable 42
7.6
TTL Input Pad Buffer, 3V capable, with pull down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8
Package Informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com