Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STE12PS Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STE12PS
Description  12 channel integrated PSE line manager
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STE12PS Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STE12PS Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STE12PS Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 44 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Contents
STE12PS
2/44
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2
Detection and classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.1
Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2
Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.3
Detection and classification FSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
Power ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3.1
Under load (disconnection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3.2
Short circuit, overload and overcurrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.3
Thermal monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4
Internal 3.3V/10V generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5
Logic interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.6
6MHz clock generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.7
Smart-power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.8
Power boost mode - 30W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.8.1
Four channels in Auto mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.8.2
Six channels in Manual mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.9
Measurement and parameter codings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4
I2C interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5
I2C slave protocol overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.1
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2
Error cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.3
Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.4
I2C device address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.5
Register addressing: write command format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.6
Register addressing: read command format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.7
Parallel monitoring interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com