Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SH79F166AP044PR Datasheet(PDF) 95 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SH79F166AP044PR
Description  Enhanced 8051 microcontroller with 10-bit ADC
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SH79F166AP044PR Datasheet(HTML) 95 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SH79F166AP044PR Datasheet HTML 91Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 92Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 93Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 94Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 95Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 96Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 97Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 98Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 99Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 113 page
background image
SH79F166A
95
8.10 电源管理
8.10.1 特性
 空闲模式和掉电模式两种省电模式
 发生中断和复位可退出空闲(Idle)、掉电(Power-Down)模式
为减少功耗,SH79F166A提供两种低功耗省电模式:空闲(Idle)模式和掉电(Power-Down)模式,这两种模式都由PCON
和SUSLO两个寄存器控制。
8.10.2 空闲模式(Idle)
空闲模式能够降低系统功耗,在此模式下,程序中止运行,CPU时钟停止,但外部设备时钟继续运行。空闲模式下,CPU
在确定的状态下停止,并在进入空闲模式前所有CPU的状态都被保存,如PC,PSW,SFR,RAM等。
两条连续指令:先设置SUSLO寄存器为0x55,随即将PCON寄存器中的IDL位置1,使SH79F166A进入空闲模式。如果不
满足上述的两条连续指令,CPU在下一个机器周期清0 SUSLO寄存器或IDL位,CPU也不会进入空闲模式。
IDL位置1是CPU进入空闲模式之前执行的最后一条指令。
两种方式可以退出空闲模式:
(1) 中断产生。在预热定时结束后,恢复CPU时钟,硬件清除SUSLO寄存器和PCON寄存器的IDL位。然后执行中断服务程
序,随后跳转到进入空闲模式指令之后的指令。
(2) 复位信号产生后(复位引脚上出现低电平,WDT复位,LVR复位)。CPU恢复时钟,SUSLO寄存器和在PCON寄存器
中的IDL位被硬件清0,最后SH79F166A复位,程序从地址位0000H开始执行。此时,RAM保持不变而SFR的值根据不同功能模
块改变。
8.10.3 掉电模式(Power-Down)
掉电模式可以使SH79F166A进入功耗非常低的状态。当单时钟信号输入时(OP_OSC[3:0]取0000,1110),掉电模式将
停止CPU和外围设备的所有时钟信号。当双时钟信号输入时(OP_OSC[3:0]取0011,0110,1010或1101),若系统时钟取
32.768kHz晶振或128kHzRC时,掉电模式将停止CPU和外围设备的所有时钟信号;如果高频振荡器被用作系统时钟,当进入掉
电模式时,用于LCD(或LED)和定时器3的32.768kHz晶振或128kHzRC时钟打开。在掉电模式下,如果通过代码选项使能WDT,
WDT模块将继续工作。在进入掉电模式前所有CPU的状态都被保存,如PC,PSW,SFR,RAM等。
两条连续指令:先设置SUSLO寄存器为0x55,随即将PCON寄存器中的PD位置1,使SH79F166A进入掉电模式。如果不满
足上述的两条连续指令CPU在下一个机器周期清除SUSLO寄存器或的PD位,CPU也不会进入掉电模式。
PD位置1是CPU进入掉电模式之前执行的最后一条指令。
注意:如果同时设置IDL位和PD位,SH79F166A进入掉电模式。退出掉电模式后,CPU也不会掉电进入空闲模式,从掉电
模式退出后硬件清0 IDL及PD位。
有三种方式可以退出掉电模式:
(1) 有效外部中断(如INT0,INT1,INT2,INT3和INT4)和LPD中断使SH79F166A退出掉电模式。在中断发生后振荡器启
动,在预热计时结束之后CPU时钟和外部设备时钟恢复,SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位会被硬件清除,然后继续运行
中断服务程序。在完成中断服务程序之后,跳转到进入掉电模式之后的指令继续运行。
(2) 当32.768kHz晶振或128kHzRC作为时钟时,定时器3中断可使SH79F166A退出掉电模式。在预热计时后会恢复CPU时
钟及外部设备,SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位将由硬件清0。然后继续运行中断服务程序。当完成中断服务子程序后,
跳转到进入掉电模式之后的指令继续运行。
(3) 复位信号(复位引脚上出现低电平,WDT复位如果被允许,LVR复位如果被允许)。在预热计时之后会恢复CPU时钟,
SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位会被硬件清除,最后SH79F166A会被复位,程序会从0000H地址位开始运行。RAM将
保持不变,而根据不同功能模块SFR的值可能改变。
注意:如要进入这两种低功耗模式,必须在置位PCON中的IDL/PD位后增加3个空操作指令(NOP)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com