Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SH79F166AP044PR Datasheet(PDF) 104 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SH79F166AP044PR
Description  Enhanced 8051 microcontroller with 10-bit ADC
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SH79F166AP044PR Datasheet(HTML) 104 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SH79F166AP044PR Datasheet HTML 100Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 101Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 102Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 103Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 104Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 105Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 106Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 107Page - List of Unclassifed Manufacturers SH79F166AP044PR Datasheet HTML 108Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 113 page
background image
SH79F166A
104
10. 电气特性
极限参数*
直流供电电压. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to +6.0V
输入/输出电压. . . . . . . . . . . . . . . . .GND-0.3V to VDD+0.3V
工作环境温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°C to +85°C
存储温度 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .-55°C to +125°C
Flash存储器写/擦除操作. . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C to +85°C
*注释
如果器件 的工 作条件超 过左 列“ 极限参数 ” 的范围 ,将
造成器件 永久 性破坏。只 有 当器件工 作在 说明书所 规定
的范围内 时功 能才能得 到保 障。器件在 极 限参数列 举的
条件下工 作将 会影响到 器件 工作的可 靠 性。
直流电气特性1 (VDD = 2.0V - 5.5V, GND = 0V, TA = +25°C, 除非另有说明)
参数
符号
最小值 典型值
∗ 最大值
单位
条件
工作电压
VDD
2.0
5.0
5.5
V
32.768kHz或2MHz
≤ f
OSC ≤ 12MHz
工作电流
IOP
-
5
10
mA
fOSC = 12MHz,VDD = 5.0V
所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动);
CPU打开(执行NOP指令);WDT打开,关闭其
它所有功能
IOP2
-
25
35
µA
fOSC = 32.768kHz,高频振荡器关闭,VDD = 5.0V
所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动);
CPU打开(执行NOP指令);
LVR关闭,WDT关闭,关闭其它所有功能
待机电流(空闲模式)
ISB1
-
3
5
mA
fOSC = 12MHz,VDD = 5.0V,
所有输出引脚无负载CPU关闭(空闲模式);
所有数字输入引脚不浮动
LVR打开,WDT关闭,LCD打开(不包括LCD面板)
关闭其它所有功能
ISB2
-
15
20
µA
fOSC = 32.768kHz,VDD = 5.0V,高频振荡器关闭
所有输出引脚无负载CPU关闭(空闲模式);
所有数字输入引脚不浮动
LVR打开,WDT关闭,LCD打开(不包括LCD面板)
关闭其它所有功能
待机电流(掉电模式)
ISB3
-
2
10
µA
所有振荡器关闭,VDD = 5.0V
所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动);
CPU停止(掉电模式);
LCD关闭,WDT关闭,LVR打开,
关闭其它所有功能
ISB4
-
4
15
µA
fOSC = 32.768kHz,高频振荡器关闭,VDD = 5.0V
所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动);
CPU关闭(掉电模式);
LCD关闭,WDT关闭,LVR打开,
关闭其它所有功能
WDT电流
IWDT
-
1
3
µA
所有输出引脚无负载,VDD = 5.0V,WDT打开
LCD电流
ILCD
-
6
7
µA
传统电阻型LCD模式,VDD = 5V
300k
Ω LCD偏置电阻,contrast[3:0] = 1111
LPD电流
ILPD
-
-
1
µA
VDD = 2.0 - 5.5V
输入低电压1
VIL1
GND
-
0.3 X VDD
V
I/O端口,RXD(RxDCON[1:0] = 11)
输入高电压1
VIH1 0.7 X VDD
-
VDD
V
I/O端口



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com