Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADE7754 Datasheet(PDF) 2 Page - Analog Devices

Part # ADE7754
Description  Polyphase Multifunction Energy Metering IC with Serial Port
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADE7754 Datasheet(HTML) 2 Page - Analog Devices

  ADE7754_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADE7754_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 44 page
background image
REV. 0
–2–
ADE7754
Contents
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TIMING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PIN CONFIGURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS . . . . . 7
TERMINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Measurement Error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Phase Error Between Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Power Supply Rejection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ADC Offset Error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gain Error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gain Error Match . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POWER SUPPLY MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANALOG INPUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION . . . . . . . . . . . . . 10
Antialias Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CURRENT CHANNEL ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Current Channel ADC Gain Adjust . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Current Channel Sampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VOLTAGE CHANNEL ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZERO-CROSSING DETECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zero-Crossing Timeout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PERIOD MEASUREMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LINE VOLTAGE SAG DETECTION . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PEAK DETECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Peak Level Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEMPERATURE MEASUREMENT . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PHASE COMPENSATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ROOT MEAN SQUARE MEASUREMENT . . . . . . . . . . . 15
Current RMS Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Current RMS Gain Adjust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Current RMS Offset Compensation . . . . . . . . . . . . . . . 16
Voltage RMS Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Voltage RMS Gain Adjust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Voltage RMS Offset Compensation . . . . . . . . . . . . . . . 17
ACTIVE POWER CALCULATION . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Power Offset Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reverse Power Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TOTAL ACTIVE POWER CALCULATION . . . . . . . . . . 18
ENERGY CALCULATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Integration Times Under Steady Load . . . . . . . . . . . . . . . 20
Energy to Frequency Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
No Load Threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mode Selection of the Sum of the Three Active Energies . 22
LINE ENERGY ACCUMULATION . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
REACTIVE POWER CALCULATION . . . . . . . . . . . . . . . 23
TOTAL REACTIVE POWER CALCULATION . . . . . . . . 24
Reactive Energy Accumulation Selection . . . . . . . . . . . . . 24
APPARENT POWER CALCULATION . . . . . . . . . . . . . . 24
Apparent Power Offset Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TOTAL APPARENT POWER CALCULATION . . . . . . . 25
APPARENT ENERGY CALCULATION . . . . . . . . . . . . . 26
Integration Times under Steady Load . . . . . . . . . . . . . . . 26
LINE APPARENT ENERGY ACCUMULATION . . . . . . 26
ENERGIES SCALING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CHECK SUM REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SERIAL INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serial Write Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serial Read Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
INTERRUPTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Using Interrupts with an MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Interrupt Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ACCESSING THE ADE7754 ON-CHIP REGISTERS . . 31
Communications Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Operational Mode Register (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gain Register (18h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CFNUM Register (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Measurement Mode Register (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Waveform Mode Register (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Watt Mode Register (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VA Mode Register (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Interrupt Enable Register(0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Interrupt Status Register (10h)/Reset Interrupt Status
Register (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com