Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STW4510 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STW4510
Description  2 step-down DC/DC converters / 5 LDO power management
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW4510 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STW4510 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 57 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Contents
STw4510
2/57
Contents
1
Functional block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Ball information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Ball connections in TFBGA84 6 mm x 6 mm package . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Ball connections in TFBGA49 4 mm x 4 mm package . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Ball functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.1
Signal description for the TFBGA84 6 mm x 6 mm package . . . . . . . . . . 8
2.3.2
Signal description for the TFBGA49 4 mm x 4 mm package . . . . . . . . . 10
3
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2
Digital control module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2.1
State machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2.2
POWER OFF / VddOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.3
Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.4
Vsdc1_OFF mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.5
Power supplies at start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.6
Device reset by processor Sw_resetn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.7
I2C interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.8
Control registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.9
IT generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3
Power management module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.1
Power supply domains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.2
Vsdc1 step-down DC/DC converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.3
Vsdc2 step down DC/DC converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.4
Vana1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.5
Vana2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.6
Vana3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.7
Vdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3.8
Vmmc power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3.9
Power supply monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3.10
Thermal shut-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4
Electrical and timing characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com