Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STW4510 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # STW4510
Description  2 step-down DC/DC converters / 5 LDO power management
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW4510 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STW4510 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 57 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
STw4510
Contents
3/57
4.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2
Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.1
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.2
Vref18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.3
Vsdc1 DC/DC step-down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2.4
Vsdc2 DC/DC step-down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2.5
LDO regulators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.6
Power supply monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3
Digital specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3.1
CMOS input/output static characteristics: I²C interface . . . . . . . . . . . . . 46
4.3.2
CMOS input/output dynamic characteristics: I2C interface . . . . . . . . . . 47
4.3.3
CMOS input/output static characteristics: VddIO level . . . . . . . . . . . . . 47
4.3.4
CMOS input static characteristics: Vbat level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3.5
NMOS input: Pon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5
Test disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1
Guaranteed by design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2
Fully tested on package only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.1
Components list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.2
Application schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.1
TFBGA 84 balls 6 mm x 6 mm x 1.2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.2
TFBGA 49 balls 4 mm x 4 mm x 1.2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com