Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STW4510 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STW4510
Description  2 step-down DC/DC converters / 5 LDO power management
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW4510 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STW4510 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW4510 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 57 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
List of tables
STw4510
4/57
List of tables
Table 1.
STw4510 ball connections in TFBGA84 6 mm x 6 mm x 1.2 mm package . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
STw4510 ball connections in TFBGA49 4 mm x 4 mm x 1.2 mm package . . . . . . . . . . . . . 7
Table 5.
Low drop regulator output voltage programmable values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
Vmmc low drop regulator output voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7.
Device ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 8.
Register address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 9.
Register data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 10.
Register general information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 11.
Power control register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 12.
Power supplies status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 13.
Power supply domains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 14.
Thermal shutdown threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 15.
STw4510 absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 16.
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 17.
Vref18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 18.
Vsdc1 DC/DC step-down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 19.
Vsdc2 DC/DC step-down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 20.
LDO regulators - Vana 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 21.
LDO regulator - Vana(i) with i=2 or 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 22.
LDO regulator - Vdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 23.
LDO regulator - Vmmc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 24.
Power supply monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 25.
CMOS input/output static characteristics: I²C interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 26.
CMOS input/output dynamic characteristics: I²C interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 27.
VddIO level: Control I/Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 28.
CMOS input static characteristics: Vbat level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 29.
Pon input static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 30.
Components list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 31.
List of 4.7 µH coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 32.
TFBGA84 6 mm x 6 mm x 1.2 mm - 0.5mm ball pitch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 33.
TFBGA49 4 mm x 4 mm x 1.2 mm, 0.5mm pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 34.
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 35.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com