Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EMC1413 Datasheet(PDF) 5 Page - SMSC Corporation

Part # EMC1413
Description  Multiple Channel 1 Temperature Sensors with Beta Compensation
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

EMC1413 Datasheet(HTML) 5 Page - SMSC Corporation

  EMC1413 Datasheet HTML 1Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation EMC1413 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 52 page
background image
Multiple Channel 1°C Temperature Sensors with Beta Compensation
Datasheet
SMSC EMC1413 / EMC1414
5
Revision 1.41 (02-23-12)
DATASHEET
List of Figures
Figure 1.1 EMC1413 / EMC1414 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.1 EMC1413 / 1414 Pin Diagram, MSOP-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.2 EMC1413 / EMC1414 Pin Diagram, DFN-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 5.1 SMBus Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.2 Isolating THERM Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 6.1 System Diagram for EMC1414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 6.2 System Diagram for EMC1413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 6.3 Temperature Filter Step Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 6.4 Temperature Filter Impulse Response. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 6.5 Diode Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 9.1 10-Pin MSOP / TSSOP Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 9.2 10-Pin DFN Package Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 9.3 10-Pin DFN Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 9.4 10 Pin DFN PCB Footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 9.5 EMC1414-A 10-Pin DFN Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Figure 9.6 EMC1414 10-Pin MSOP Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Figure 9.7 EMC1413-A 10-Pin DFN Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 9.8 EMC1413 10-Pin MSOP Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com