Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CHR71000 Datasheet(PDF) 24 Page - ams-OSRAM AG

Part # CHR71000
Description  CHR71000 High resolution 70 MP CMOS image sensor
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

CHR71000 Datasheet(HTML) 24 Page - ams-OSRAM AG

Back Button CHR71000 Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 21Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 22Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 23Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 24Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 25Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 26Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 27Page - ams-OSRAM AG CHR71000 Datasheet HTML 28Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 54 page
background image
CHR71000
Functional description
Datasheet • PUBLIC • Document Feedback
DS000427 • v2-01 • 2026-Mar-18
24 / 54
/
Use
Name
Description
I
COL_ENABLE
Enable signal for column amplifier
On-chip generated signals
O
OUT_LVAL
Indicates when outputs are valid
O
OUT_CLK_SMP
Sample clock (indicates when outputs are best sampled)
SPI interface signals
I
SPI_CLK
SPI clock input
I
SPI_ENA
SPI enable signal (data transfer only valid when high)
I
SPI_DIN
SPI data input (data from master to slave)
O
SPI_DOUT
SPI data output (data from slave to master)
The OUT_LVAL and OUT_CLK_SMP have a driving strength to drive 30 MHz signals with a
capacitive load of 20pF.
7.3
Sensor timings
7.3.1
Input clock and reset
The maximum frequency of the master clock input (CLK_IN) is 30MHz. There are no specific
duty-cycle requirements. The chip has 8 analog outputs. The frame rate is dependent of the
number of lines, columns, clock frequency and the Row Overhead Time (ROT).
Equation 1:
������������������������ ������������������������ = ������������������������ ∗ (������������������ + (
#������������������������������������������
8
))
Equation 2:
������������������������������ ������������������������ = ������������������������ ������������������������ ∗ #������������������������������
Equation 3:
������������������������������ ������������������������ =
1
������������������������������ ������������������������
=
������������������������
#������������������������������ (������������������ +
#������������������������������������������
8
)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com