Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

L6360 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # L6360
Description  IO-Link communication master transceiver IC
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6360 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  L6360 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6360 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 65 page
background image
Contents
L6360
4/65
Doc ID 022817 Rev 2
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 4.
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 6.
Electrical characteristics - power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 7.
Electrical characteristics - linear regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 8.
Electrical characteristics - logic inputs and outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 9.
Electrical characteristics - LED driving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 10.
Electrical characteristics - I2C (Fast mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 11.
Main parameters typical variation vs. +/- 1% variation of Rbias value . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 12.
Register addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 13.
ENCGQ: C/Q pull-down enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 14.
ICOQ: C/QO HS and LS cutoff current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 15.
tdcoq: C/QO HS and LS cutoff current delay time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 16.
trcoq: C/QO restart delay time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 17.
tdbq: C/QI de-bounce time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 18.
ENCGI: I/Q pull-down enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 19.
CQPDG: C/Q pull-down generator switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 20.
L+COD: L+ cutoff disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 21.
tdcol: L+ HS cutoff current delay time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 22.
trcol: L+ restart delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 23.
tdbi: I/Q de-bounce time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 24.
C/Q output stage configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 25.
Parameters default configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 26.
Registers default configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 27.
Current Write mode direction bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 28.
Sequential Write mode direction bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 29.
Read mode: register address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 30.
Address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 31.
Linear regulator selection pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 32.
Supply voltage protection component description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 33.
Refined supply voltage protection component description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 34.
VH protection component description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 35.
Typical protection in IO-Link applications component description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 36.
IO-Link and SIO applications extended protection component description . . . . . . . . . . . . 62
Table 37.
Mechanical data for VFQFPN - 26-lead 3.5 x 5 x 1 mm - 0.50 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 38.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com