Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STTS2004 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # STTS2004
Description  16 bytes Page Write within 5 ms
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTS2004 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STTS2004 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTS2004 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 58 page
background image
DocID024229 Rev 3
3/58
STTS2004
Contents
58
4.8
SMBus timeout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.9
Device reset and initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5
SPD EEPROM operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1
4 Kb SPD EEPROM operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2
Internal device reset - SPD EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.3
Memory addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.4
Setting the write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.4.1
Set and clear the write protection (SWPn and CWP) . . . . . . . . . . . . . . 34
5.4.2
RPSn: read protection status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4.3
SPAn: set SPD page address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4.4
RPA: read SPD page address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5
Write operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5.1
Byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.5.2
Page write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.5.3
Minimizing system delays by polling on ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.6
Read operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.6.1
Random address read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.6.2
Current address read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.6.3
Sequential read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.6.4
Acknowledge in read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6
Use in a memory module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1
Programming the SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1.1
Isolated DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1.2
DIMM inserted in the application motherboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
9
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com