Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UM0932 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # UM0932
Description  system-on-chip
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0932 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  UM0932 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0932 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 43 page
background image
DocID17385 Rev 3
3/43
UM0932
Contents
43
3.3.12
PHY_DataRequest (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3.13
PHY_DataConfirm (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3.14
PHY_DataIndication (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.15
DL_DataRequest (50h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.16
DL_DataConfirm (51h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.17
DL_DataIndication (52h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.18
DL_SnifferIndication (5Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.19
SS_DataRequest (54h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.20
SS_DataConfirm (55h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.21
SS_DataIndication (56h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.22
SS_SnifferIndication (5Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3.23
CMD_SyntaxError (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
Management information base (MIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1
MIB table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2
MIB parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.1
00h (Modem configuration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.2
01h (PHY layer configuration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.3
02h (SS Key) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2.4
04h (Last data indication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2.5
05h (Last TX Confirm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2.6
06h (PHY Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.7
07h (DL Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.8
08h (SS Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.9
09h (host interface timeout) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.10
0Ah (firmware version) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com