Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC2200 Datasheet(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # SC2200
Description  Thin Client On a Chip
PDF  433 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

SC2200 Datasheet(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI)

  SC2200 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) SC2200 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 433 page
background image
Revision 3.0
5
www.national.com
Table of Contents (Continued)
3.0
General ConfigurationBlock . . . . . ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 80
3.1
CONFIGURATION BLOCK ADDRESSES . ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 80
3.2
MULTIPLEXING, INTERRUPT SELECTION, AND BASE ADDRESS REGISTERS . . . . .... 81
3.3
WATCHDOG . . . . .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 88
3.3.1
FunctionalDescription .. .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 88
3.3.1.1
WATCHDOG Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.3.2
WATCHDOG Registers . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 89
3.3.2.1
Usage Hints ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... 89
3.4
HIGH-RESOLUTION TIMER . ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 91
3.4.1
FunctionalDescription .. .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 91
3.4.2
High-Resolution Timer Registers . ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 91
3.4.2.1
Usage Hints ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... 91
3.5
CLOCK GENERATORS AND PLLS ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 93
3.5.1
27 MHz Crystal Oscillator .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 94
3.5.2
GX1 Module Core Clock . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 95
3.5.3
Internal Fast-PCI Clock . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 95
3.5.4
SuperI/O Clocks . ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 96
3.5.5
CoreLogic Module Clocks ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 96
3.5.6
Video Processor Clocks . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 96
3.5.7
Clock Registers . ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 96
4.0
SuperI/O Module . ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 98
4.1
FEATURES . ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 99
4.2
MODULE ARCHITECTURE . . . . . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 100
4.3
CONFIGURATION STRUCTURE /ACCESS . ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 101
4.3.1
Index-Data Register Pair .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 101
4.3.2
Banked Logical Device Registers . ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 101
4.3.3
Default ConfigurationSetup .. ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 102
4.3.4
Address Decoding .. ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 102
4.4
STANDARD CONFIGURATIONREGISTERS . ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 103
4.4.1
SIO Control and Configuration Registers . ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 106
4.4.2
Logical Device Control and Configuration ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 107
4.4.2.1
LDN 00h -Real-Time Clock . . . . ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 107
4.4.2.2
LDN 01h -System WakeupControl . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 109
4.4.2.3
LDN 02h -Infrared Communication Port or Serial Port 3 . . ... ... .. ... ... .. 110
4.4.2.4
LDN 03h and08h - SerialPorts 1 and 2 . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 111
4.4.2.5
LDN 05h and06h - ACCESS.bus Ports 1 and2 . . . ... ... ... ... .. ... ... .. 112
4.4.2.6
LDN 07h -ParallelPort ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 113
4.5
REAL-TIME CLOCK (RTC) .. ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 114
4.5.1
Bus Interface ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 114
4.5.2
RTC Clock Generation . . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 114
4.5.2.1
Internal Oscillator . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 114
4.5.2.2
External Oscillator . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 115
4.5.2.3
Timing Generation . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 115
4.5.2.4
Timekeeping .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 116
4.5.2.5
Alarms . . . . ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 116
4.5.2.6
Power Supply . ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 117
4.5.2.7
System Power States . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 118
4.5.2.8
OscillatorActivity . . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 118
4.5.2.9
Interrupt Handling . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 119
4.5.2.10
Battery-BackedRAMsand Registers ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 119



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com