Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-9-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
0.85
mA max
BUF Bit=0. fCLKIN=2.4576MHz.
Gains of 8 to 128
0.9
mA max
BUF Bit=1. fCLKIN=2.4576MHz.
Gains of 1 to 4
1.3
mA max
BUF Bit=1. fCLKIN=2.4576MHz.
Gains of 8 to 128
Standby(Power-Dow
n)Current17
16
μA max
External MCLK IN=0V or VDD.
VDD=5V.See Figure 9
8
μA max
External MCLK IN=0V or VDD.
VDD=3V
Power Supply
Rejection18
See Note 19
dB typ
注释:
1. B 级温度范围为-40℃~+85℃。
2. 这些数据是按最初设计的产品发布的。
3. 一次校准实际上是一次转换,因此这些误差就是表 1 和表 3 所示转换噪声的阶数。这
适用于在期望的温度下校准后。
4. 任何温度条件下的重新校准将会除去这些漂移误差。
5. 正满标度误差包括零标度误差 (Zero-Scale Error )(单极性偏移误差或双极性零误
差)
,且既适用于单极性输入范围又适用于双极性输入范围。
6. 满标度漂移包括零标度漂移 (单极性偏移漂移或双极性零漂移)且适用于单极性及
双极性输入范围。
7. 增益误差不包括零标度误差,它被计算为满标度误差——对单极性范围为单极性偏移
误差,而对双极性范围为满标度误差——双极性零误差。
8. 增益误差漂移不包括单极性偏移漂移和单极性零漂移。当只完成了零标度校准时,增
益误差实际上是器件的漂移量。
9. 共模电压范围:模拟输入电压不超过 VDD+30mV,不低于 GND-30mV。电压低于
GND-200mV 时,器件功能有效,但在高温时漏电流将增加。
10. 这里给出的 AIN(+)端的模拟输入电压范围,对 TM7707 来说,是指相对于 AIN(- )
端的电压;
对
TM7708 而言是指 COMMON 输入端。输入模拟电压不应超过 VDD+30mV,
不应低于
GND-30mV。GND-200mV 的输入电压也可采用,但高温时漏电流将增加。
11. VREF=REF IN(+ )-REF IN(-)。
12. 只有当加载一个 CMOS 负载时,这些逻辑输出电平才适用于 MCLK OUT。
13. +25℃时测试样品,以保证一致性。
14. 校准后,如果模拟输入超过正满标度,转换器将输出全 1,如果模拟输入低于负满标度,
将输出全
0。
15. 在模拟输入端所加校准电压的极限不应超过 VDD +30mV 或负于 GND -30mV。
16. 当用晶体或陶瓷谐振器作为器件的时钟源时 (通过 MCLK 引脚 ),VDD 电流和功耗
随晶体和谐振器的类型而变化 (见“时钟和振荡器电路”部分)
。
17. 在等待模式下,外部的主时钟继续运行,5V 电压时等待电流增加到 150 μ A,3V 电
压时增加到
75 μ A。当用晶体或陶瓷谐振器作为器件的时钟源时,内部振荡器在等待
模式下继续运行,电源电流功耗随晶体和谐振器的类型而变化 (参看“等待模式”
一节)
。
18. 在直流状态测量,适用于选定的通频带。50Hz 时,PSRR 超过 120dB (滤波器陷波



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com