Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 11 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 11 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-11-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
Setup Time
t13
20
ns min
Data Valid to SCLK Rising Edge
Hold Time
t14
100
ns min
SCLK High Pulsewidth
t15
100
ns min
SCLK High Pulsewidth
t16
0
ns min
CS Rising Edge to SCLK Rising
Edge Hold Time
注释:
1.
样品测试温度为
+25℃以保证一致性。所有的输入信号满足:tr =tf =5ns(VDD
的
10%~90% ),且从 1.6V 电平计时。
2.
见图
16 和图 17。
3.
fCLKIN 占空比为 45%~55%。只要 TM7707/8 不在等待模式下,必须提供 fCLKIN 。在这
种情况下 如果没有时钟,器件就会吸取较规定更大的电流并可能变成未校准的。
4.
fCLKIN = 2.4567MHz 时进行生产测试,以保证器件工作于 400kHz。
5.
这些数字是在图
1 的负载电路下测定的。它们被定义为输出通过 VOL 或 VOH
6.
该数值是在数据输出为
0.5V 时测量的 (负载情况如图 1 所示)。然后被测的数值又推
演回来,以消除对
50pF 电容器充电或放电的影响。这就是说定时参数表中提到的所有
时间值都是真正的总线撤回时间(
relinquish time ),而因此与外部的总线负载电容无
关。
7.
输出更新后,
DRDY 在第一次从器件读出后返回高电平。当 DRDY 为高电平时,如果
需要,同一数据可以再次读出。但是必须注意在下一次输出更新后,不会很快发生随
后的读出。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com