Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 32 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 32 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-32-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
则系统校准可将输入范围设置为
±0.85 ×VREF /GAIN 。
三十三、上电和校准
上电时,
TM7707/8 内部进行复位,即将内部寄存器设置为一已知状态。上电或复位后,
所有寄存器都回到默认值状态,默认值包含校准寄存器的额定校准系数。为确保
TM7707/
TM7708 的正确校准,上电后应进行例行校准。
TM7707/8 的功耗和温度漂移都很低,在进行初始校准前,无须预热。但是如果采用外
部基准
, 在校准开始之前,外部基准必须稳定下来。类似地,如果 TM7707/8 的时钟信号
是由两个
MCLK 引脚间的晶体或陶瓷谐振器产生的,那么振荡器应在校准开始之前启动。
见图
14。
三十四、
TM7707/8 的使用
时钟和振荡器电路
TM7707/8 要求外部主时钟输入,这个主时钟输入可以是 MCLK OUT 脚不连接时,加
在
MCLK IN 引脚上的一个外部 CMOS 兼容时钟信号,或者,在 MCLK IN 和 MCLK OUT
两个引脚之间连接一个频率合适的晶体或陶瓷谐振器。在此情况下,时钟电路作为振荡器工
作,为
TM7707/8 提供主时钟信号。主时钟频率 fCLKIN 直接影响输入采样频率、调制器采样
频率、
-3dB 频率、输出更新率和校准时间。若主时钟频率降低一半,输入采样频率、调制
器采样频率、
-3dB 频率、输出更新率都将低一半,而校准时间将增加一倍。此外,电源电
流也与
fCLKIN 有关,主时钟频率降低一半,数字部分的电源电流将减小一半,但不会影响通
过模拟电路的电流。
在
MCLK IN 和 MCLK OUT 两个引脚之间配置一个晶体或陶瓷谐振器比采用在 MCLK
IN 引脚处引入驱动时钟信号的工作电流大。这是因为片内振荡电路在使用晶体或陶瓷谐振
器的情况下更活跃。因此,在
MCLK IN 引脚处施加一个外部时钟,而将 MCLK OUT 引
脚空出不加负载时,可使
TM7707/8 达到最小可能的电流值。
振荡器所消耗的额外电流的大小取决于很多因素,连接
MCLK IN 和 MCLK OUT 两个
引脚间的电容器(
C1 和 C2)的电容越大,消耗电流越大。注意不能超过晶体或陶瓷谐振
器厂商推荐的电容值,这些值一般在
30pF 至 50pF 范围内。另一个影响因素是晶体的 ESR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com