Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 18 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 18 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-18-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
7.86Hz
(19.5)
(19)
(19)
(18.5)
(18)
(17)
(16)
(15)
50Hz
13.1Hz
4.5
(19)
3
(18.5)
1.7
(18.5)
1.0
(18)
0.92
(17.5)
0.9
(16.5)
0.89
(15.5)
0.89
(14.5)
60Hz
15.72Hz
5.3
(19)
3.3
(18.5)
1.8
(18.5)
1.1
(18)
1
(17)
0.96
(16.5)
0.96
(15.5)
0.96
(14.5)
100Hz
26.2Hz
10
(18)
4.9
(18)
3.1
(17.5)
1.5
(17.5)
1.2
(17)
1.2
(16)
1.2
(15)
1.2
(14)
250Hz
65.5Hz
47
(15.5)
29
(15.5)
15
(15.5)
7.5
(15.5)
4.7
(15)
2.6
(15)
2.5
(14)
1.5
(13.5)
500Hz
131Hz
300
(13.5)
171
(13)
74
(13)
25
(13)
21
(13)
8.6
(13)
5.6
(13)
3.1
(12.5)
1 Hz
262 Hz
1722
(
10.5)
723
(
10.5)
380
(
10.5)
230
(
10.5)
93
(
10.5)
55
(
10.5)
30
(
10.5)
12
(
10.5)
十一、片内寄存器
TM7707/8 片内包括 8 个寄存器,这些寄存器通过器件的串行口访问。
第一个是通信寄存器,它管理通道选择,决定下一个操作是读操作还是写操作,以及下
一次读或写哪一个寄存器。所有与器件的通信必须从写入通信寄存器开始。上电或复位后,
器件等待在通信寄存器上进行一次写操作。这一写到通信寄存器的数据决定下一次操作是读
还是写,同时决定这次读操作或写操作在哪个寄存器上发生。所以,写任何其它寄存器首先
要写通信寄存器,然后才能写选定的寄存器。所有的寄存器 (包括通信寄存器本身和输出
数据寄存器)进行读操作之前,必须先写通信寄存器,然后才能读选定的寄存器。此外,通
信寄存器还控制等待模式和通道选择,此外
DRDY 状态也可以从通信寄存器上读出。
第
2 个寄存器是设置寄存器,决定校准模式、增益设置、单/双极性输入以及缓冲模式。
第
3 个寄存器是滤波器高寄存器,包括滤波器高 4 位选择位和时钟控制位。
第
4 个寄存器是数据寄存器,器件输出的数据从这个寄存器读出。
第
6 个寄存器是滤波器低寄存器,包括滤波器选择字的低 8 位。
最后一个寄存器是校准寄存器,它存储通道校准数据。
下面分别作详细说明。
1.
通信寄存器 (
RS2、RS1、RS0 = 0、0、0)
通信寄存器是一个
8 位寄存器,既可以读出数据也可以把数据写进去。所有与器件的通
信必须从写该寄存器开始。写上去的数据决定下一次读操作或写操作在哪个寄存器上发生。
一旦在选定的寄存器上完成了下一次读操作或写操作,接口返回到通信寄存器接收一次写操
作的状态。这是接口的默认状态,在上电或复位后,
TM7707/8 就处于这种默认状态等待对
通信寄存器一次写操作。在接口序列丢失的情况下,如果在
DIN 高电平的写操作持续了足
够长的时间 (至少
32 个串行时钟周期),TM7707/8 将会回到默认状态。
下表
5 是通信寄存器各位的说明。
表
5
通信寄存器
0/DRDY(0) RS2(0) RS1(0) RSO(0) R/W(0) STBY(0) CHI(0) CH0(0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com